công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU941ZP3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BU941ZP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Epitaxial Planar Transistor
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BU941ZP3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  BU941ZP3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BU941ZP3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BU941ZP3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BU941ZP3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BU941ZP3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C660P3
Issued Date : 2008.07.22
Revised Date :2011.01.04
Page No. : 3/5
BU941ZP3
CYStek Product Specification
Characteristic Curves
Current Gain vs Collector Current
100
1000
10000
100
1000
10000
100000
Collector Current---IC(mA)
VCE=10V
Saturation Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
100
1000
10000
100000
Collector Current---IC(mA)
IC=40IB
VCESAT
IC=80IB
IC=100IB
Saturation Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
100
1000
10000
100000
Collector Current---IC(mA)
VBESAT @ IC=40IB
Built-in Diode Forward Characteristics
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
100000
Forward Current---IF(mA)
Power Derating Curve
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
50
100
150
200
Case Temperature---TC(℃)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com