công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS492604-CL bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS492604-CL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-Channel Digital Audio Decoders
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS492604-CL bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Cirrus Logic

Back Button CS492604-CL Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS492604-CL Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS492604-CL Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CS492604-CL Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic CS492604-CL Datasheet HTML 16Page - Cirrus Logic CS492604-CL Datasheet HTML 17Page - Cirrus Logic CS492604-CL Datasheet HTML 18Page - Cirrus Logic CS492604-CL Datasheet HTML 19Page - Cirrus Logic CS492604-CL Datasheet HTML 20Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 56 page
background image
CS4923/4/5/6/7/8/9
16
DS262F2
SWITCHING CHARACTERISTICS—DIGITAL AUDIO INPUT
(TA = 25 °C; VA, VD = 3.3 V ±5%; Inputs: Logic 0 = DGND, Logic 1 = VD, CL = 20 pF)
Notes: 19. Master mode timing specifications are characterized, not production tested.
20. Master mode is defined as the CS4923 driving LRCLKN1(2) and SCLKN1(2). Master or Slave mode
can be programmed.
21. This timing parameter is defined from the non-active edge of SCLKN1(2). The active edge of
SCLKN1(2) is the point at which the data is valid.
22. This timing parameter is defined from the active edge of SCLKN1(2). The active edge of SCLKN1(2) is
the point at which the data is valid.
23. Slave mode is defined as SCLKN1(2) and LRCLKN1(2) being driven by an external source.
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
SCLKN1(2) period for both Master and Slave mode
(Note 19)
Tsclki
40
-
ns
SCLKN1(2) duty cycle for Master and Slave mode
(Note 19)
45
55
%
Master Mode
(Note 19,20)
LRCLKN1(2) delay after SCLKN1(2) transition
(Note 21)
Tlrds
-10
ns
SDATAN1(2) setup to SCLKN1(2) transition
(Note 22)
Tsdsum
10
-
ns
SDATAN1(2) hold time after SCLKN1(2) transition
(Note 22)
Tsdhm
5-
ns
Slave Mode
(Note 23)
Time from active edge of SCLKN1(2) to LRCLKN1(2) transition
Tstlr
10
-
ns
Time from LRCLKN1(2) transition to SCLKN1(2) active edge
Tlrts
10
-
ns
SDATAN1(2) setup to SCLKN1(2) transition
(Note 22)
Tsdsus
5-
ns
SDATAN1(2) hold time after SCLKN1(2) transition
(Note 22)
Tsdhs
5-
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com