công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6201P352PR bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6201P352PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Voltage Regulators
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P352PR bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6201P352PR Datasheet HTML 16Page - Torex Semiconductor XC6201P352PR Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6201P352PR Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6201P352PR Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6201P352PR Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6201P352PR Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6201P352PR Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6201P352PR Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC6201P352PR Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 24 page
background image
22/24
XC6201 Series
MARK
PRODUCT SERIES
1
XC6201Pxxxxx
MARK
VOLTAGE (V)
5
0.1 ~ 3.0
6
3.1 ~ 6.0
MARK
OUTPUT VOLTAGE (V)
MARK
OUTPUT VOLTAGE (V)
0
-
3.1
-
F
1.6
4.6
-
1
-
3.2
-
H
1.7
4.7
-
2
-
3.3
-
K
1.8
4.8
-
3
-
3.4
-
L
1.9
4.9
-
4
-
3.5
-
M
2.0
5.0
-
5
-
3.6
-
N
2.1
5.1
-
6
-
3.7
-
P
2.2
5.2
-
7
-
3.8
-
R
2.3
5.3
-
8
-
3.9
-
S
2.4
5.4
-
9
-
4.0
-
T
2.5
5.5
-
A
-
4.1
-
U
2.6
5.6
-
B
-
4.2
-
V
2.7
5.7
-
C
1.3
4.3
-
X
2.8
5.8
-
D
1.4
4.4
-
Y
2.9
5.9
-
E
1.5
4.5
-
Z
3.0
6.0
-
■
MARKING RULE
●
SOT-89, SOT-25
①
represents the product series
②
represents type of regulator
③
represents output voltage
④
represents assembly lot number
0 to 9, A to Z repeated (G, I, J, O, Q, W excluded)
12
3
SOT-89
(TOP VIEW)
①
②
③ ④
12
3
54
SOT-25
(TOP VIEW)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com