công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATF20V8BQL bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATF20V8BQL
Giải thích chi tiết về linh kiện  High- Performance EE PLD
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATF20V8BQL bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATF20V8BQL Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation ATF20V8BQL Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation ATF20V8BQL Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation ATF20V8BQL Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation ATF20V8BQL Datasheet HTML 13Page - ATMEL Corporation ATF20V8BQL Datasheet HTML 14Page - ATMEL Corporation ATF20V8BQL Datasheet HTML 15Page - ATMEL Corporation ATF20V8BQL Datasheet HTML 16Page - ATMEL Corporation ATF20V8BQL Datasheet HTML 17Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 17 page
background image
ATF20V8B
15
Ordering Information
tPD (ns)
tS (ns)
tCO (ns)
Ordering Code
Package
Operation Range
7.5
5
5
ATF20V8B-7JC
ATF20V8B-7PC
ATF20V8B-7SC
ATF20V8B-7XC
28J
24P3
24S
24X
Commercial
(0
°C to 70°C)
10
7.5
7
ATF20V8B-10JC
ATF20V8B-10PC
ATF20V8B-10SC
ATF20V8B-10XC
28J
24P3
24S
24X
Commercial
(0
°C to 70°C)
ATF20V8B-10JI
ATF20V8B-10PI
ATF20V8B-10SI
ATF20V8B-10XI
28J
24P3
24S
24X
Industrial
(-40
°C to 85°C)
15
12
10
ATF20V8B-15JC
ATF20V8B-15PC
ATF20V8B-15SC
ATF20V8B-15XC
28J
24P3
24S
24X
Commercial
(0
°C to 70°C)
ATF20V8B-15JI
ATF20V8B-15PI
ATF20V8B-15SI
ATF20V8B-15XI
28J
24P3
24S
24X
Industrial
(-40
°C to 85°C)
25
15
12
ATF20V8B-25JC
ATF20V8B-25PC
ATF20V8B-25SC
ATF20V8B-25XC
28J
24P3
24S
24X
Commercial
(0
°C to 70°C)
ATF20V8B-25JI
ATF20V8B-25PI
ATF20V8B-25SI
ATF20V8B-25XI
28J
24P3
24S
24X
Industrial
(-40
°C to 85°C)
Package Type
28J
28-Lead, Plastic J-Leaded Chip Carrier (PLCC)
24P3
24-Lead, 0.300" Wide, Plastic Dual Inline Package (PDIP)
24S
24-Lead, 0.300" Wide, Plastic Gull Wing Small Outline (SOIC)
24X
24-Lead, 4.4 mm Wide, Plastic Thin Shrink Small Outline (TSSOP)
(continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com