| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS5130 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5130 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ams AG |
|
11 / 42 page ![]() www.austriamicrosystems.com/AS5130 Revision 1.12 10 - 41 AS5130 Datasheet - Detailed Descr i pti on Figure 5. Normal Operation Mode Figure 6. Extended Operation Mode (for access of OTP only) Table 6. Serial Bit Sequence (16-bit read/write) Write Command Read/Write Data C4 C3 C2 C1 C0 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Table 7. Serial Bit Sequence (16-bit read/write) Write Command Read/Write Data C4 C3 C2 C1 C0 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 DCLK CS DIO t2 t5 t3 t4 DIO t6 t9 CMD_PHASE DATA_PHASE t7 t8 t10 t12 t13 t11 DIO WRITE t1 D0 D15 D13 D13 D0 D14 D15 CMD4 CMD3 CMD2 CMD1 CMD0 READ D14 CMD READ: Device to µC WRITE: µC to Device DCLK CS DIO t2 t5 t3 t4 DIO t6 t9 CMD_PHASE DATA_PHASE t7 t8 t10 t12 t13 t11 DIO WRITE t1 D0 D45 D44 D44 D0 D45 CMD4 CMD3 CMD2 CMD1 CMD0 READ CMD |