| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS3665 bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3665 bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - ams AG |
|
68 / 78 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.0.2 67 - 77 AS3665 Datasheet, Confidential - Sequ encer Command s Table S eque ncer Commands sub variable 1 001 target variable 1 1 0 0 0 1 variable 1 variable 2 62 Get ADC 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 target variable 63 Load SRAM 1 0 0 0 1 1 1 R/W SRAM Address source/target variable 63 or 1 000101 input variable 0 0 1 target variable 64 and 1 000110 input variable 0 0 1 target variable 64 shift left 1 000101 input variable 0 0 0 target variable 65 shift right 1 000110 input variable 0 0 0 target variable 65 Table 106. Sequencer Commands Table Command D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 |