| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC16F84A bảng dữ liệu(PDF) 295 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F84A bảng dữ liệu(HTML) 295 Page - Microchip Technology |
|
295 / 337 page ![]() © 1997 Microchip Technology Inc. DS30234D-page 295 PIC16C6X 25.5 28-Lead Plastic Surface Mount (SOIC - Wide, 300 mil Body) (SO) Package Group: Plastic SOIC (SO) Symbol Millimeters Inches Min Max Notes Min Max Notes α 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° A 2.362 2.642 0.093 0.104 A1 0.101 0.300 0.004 0.012 B 0.355 0.483 0.014 0.019 C 0.241 0.318 0.009 0.013 D 17.703 18.085 0.697 0.712 E 7.416 7.595 0.292 0.299 e 1.270 1.270 Typical 0.050 0.050 Typical H 10.007 10.643 0.394 0.419 h 0.381 0.762 0.015 0.030 L 0.406 1.143 0.016 0.045 N 2828 2828 CP – 0.102 – 0.004 B e N Index Area Chamfer h x 45 ° α E H 1 2 3 CP h x 45 ° C L Seating Plane Base Plane D A1 A |