công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8347ECVVALDB bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8347ECVVALDB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8347ECVVALDB bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8347ECVVALDB Datasheet HTML 38Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVALDB Datasheet HTML 39Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVALDB Datasheet HTML 40Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVALDB Datasheet HTML 41Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVALDB Datasheet HTML 42Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVALDB Datasheet HTML 43Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVALDB Datasheet HTML 44Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVALDB Datasheet HTML 45Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECVVALDB Datasheet HTML 46Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 99 page
background image
MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 12
42
Freescale Semiconductor
JTAG
Figure 26. Local Bus Signals, GPCM/UPM Signals for LCCR[CLKDIV] = 4 (DLL Enabled)
11 JTAG
This section describes the DC and AC electrical specifications for the IEEE Std. 1149.1 (JTAG) interface
of the MPC8347EA.
11.1
JTAG DC Electrical Characteristics
Table 40 provides the DC electrical characteristics for the IEEE Std. 1149.1 (JTAG) interface of the
MPC8347EA.
Table 40. JTAG Interface DC Electrical Characteristics
Parameter
Symbol
Condition
Min
Max
Unit
Input high voltage
VIH
—OVDD –0.3
OVDD +0.3
V
Input low voltage
VIL
—–0.3
0.8
V
Input current
IIN
——
±5
μA
Output high voltage
VOH
IOH = –8.0 mA
2.4
—
V
LSYNC_IN
UPM Mode Input Signal:
LUPWAIT
tLBIXKH2
tLBIVKH2
tLBIVKH1
tLBIXKH1
tLBKHOZ1
T1
T3
Input Signals:
LAD[0:31]/LDP[0:3]
UPM Mode Output Signals:
LCS[0:3]/LBS[0:3]/LGPL[0:5]
GPCM Mode Output Signals:
LCS[0:3]/LWE
tLBKHOV1
tLBKHOV1
tLBKHOZ1
T2
T4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com