công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8347ECZUADDB bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8347ECZUADDB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8347ECZUADDB bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 99 page
background image
MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 12
Freescale Semiconductor
65
Package and Pin Listings
Test
TEST
D22
I
OVDD
6
TEST_SEL
AL13
I
OVDD
7
PMC
QUIESCE
A18
O
OVDD
—
System Control
PORESET
C18
I
OVDD
—
HRESET
B18
I/O
OVDD
1
SRESET
D18
I/O
OVDD
2
Thermal Management
THERM0
K32
I
—
9
Power and Ground Signals
AVDD1
L31
Power for e300
PLL (1.2 V)
nominal, 1.3 V
for 667 MHz)
AVDD1—
AVDD2
AP12
Power for
system PLL
(1.2 V)
nominal, 1.3 V
for 667 MHz)
AVDD2—
AVDD3
AE1
Power for DDR
DLL (1.2 V)
nominal, 1.3 V
for 667 MHz)
——
AVDD4
AJ13
Power for LBIU
DLL (1.2 V)
nominal, 1.3 V
for 667 MHz)
AVDD4—
GND
A1, A34, C1, C7, C10, C11, C15, C23,
C25, C28, D1, D8, D20, D30, E7, E13,
E15, E17, E18, E21, E23, E25, E32,
F6, F19, F27, F30, F34, G31, H5, J4,
J34, K30, L5, M2, M5, M30, M33, N3,
N5, P30, R5, R32, T5, T30, U6, U29,
U33, V2, V5, V30, W6, W30, Y30,
AA2, AA30, AB2, AB6, AB30, AC3,
AC6, AD31, AE5, AF2, AF5, AF31,
AG30, AG31, AH4, AJ3, AJ19, AJ22,
AK7, AK13, AK14, AK16, AK18, AK20,
AK25, AK28, AL3, AL5, AL10, AL12,
AL22, AL27, AM1, AM6, AM7, AN12,
AN17, AN34, AP1, AP8, AP34
——
—
Table 55. MPC8347EA (TBGA) Pinout Listing (continued)
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com