công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8347ECZUADDB bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8347ECZUADDB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8347ECZUADDB bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 53Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 54Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 55Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 56Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 57Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 58Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 59Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 60Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8347ECZUADDB Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 99 page
background image
MPC8347EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 12
Freescale Semiconductor
57
Package and Pin Listings
18.3
Package Parameters for the MPC8347EA PBGA
The package parameters are as provided in the following list. The package type is 29 mm
× 29 mm,
620 plastic ball grid array (PBGA).
Package outline
29 mm
× 29 mm
Interconnects
620
Pitch
1.00 mm
Module height (maximum)
2.46 mm
Module height (typical)
2.23 mm
Module height (minimum)
2.00 mm
Solder balls
62 Sn/36 Pb/2 Ag (ZQ package)
96.5 Sn/3.5Ag (VR package)
Ball diameter (typical)
0.60 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com