công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AV2432B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Aplus Intergrated Circuits

tên linh kiện AV2432B
Giải thích chi tiết về linh kiện  single-chip synthesizing CMOS VLSI
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Trang chủ  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AV2432B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AV2432B Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AV2432B Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AV2432B Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AV2432B Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AV2432B Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AV2432B Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AV2432B Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AV2432B Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AV2432B Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
APLUS 巨華積体電路股份有限公司 AVxxx-TGx8 Series
www.aplusinc.com.tw
Page
/ 13
2002 Ver.2
4
4. 具有255個語音格(voice_step),可規劃成32語音組(sub_table)。
每㆒語音格可指定㆒語音段長度
, 播放速度, AUDIO電流輸出, 和STS1、STS2、STS3、
STS4致能或非致能。
振盪器選項
: 1>4.3k ; 2>5k ; 3>6k ; 4>7.5k ; 5>10k hz ( Vdd=3.0 ; Rosc=300kohm )。
STS4,3,2,1 致能選擇: 每㆒種由㆒個控制位元控制( '0' -> 致能 ; '1' -> 非致能 )。
5. 由光罩選擇可決定使用矩陣 (MATRIX) 觸發或單獨 (ALONE)觸發。(兩者各有其MODE
模式選擇,防止誤動作時間及優先順序的選項
), CPU觸發。
其㆗
, ‘MODE/STS3’可選擇輸入MODE控制模式或 STS4輸出 ( 光罩決定)。
□矩陣觸發:
4×4矩陣輸入(M1 - M16)
◎優先順序
:
M1>M2>M3>M4; M5>M6>M7>M8; M9>M10>M11>M12; M13>M14>M15>M16
◎ 防止誤動作
(DEBOUNCE)時間: 11ms-提供㆒般手動操作;
1ms-提供較敏感的動作。
◎
MODE模式選擇: MODE=0,對應至語音組1 -16;
MODE=1,對應至語音組17 -32。
□單獨觸發:八個單獨輸入
(A1-A8)的特性:內含電阻式史密特輸入(270K-1M)提
供光敏電阻
(CDS)使用。
◎優先順序:
A1>A2>A3>A4>A5>A6>A7>A8
◎防止誤動作
(DEBOUNCE)時間:10ms-提供㆒般手動操作;
50us-提供跳動開關使用。
◎
MODE模式選擇:MODE=0,對應至語音組1-8;
MODE=1,對應至語音組9-16。
如果
MODE 選擇 STS4輸出, 則矩陣觸發對應至 (subtable 1-16) 或單獨觸發對應至
(subtable 1-8) 以㆖2種觸發, 每㆒輸入可選擇不同播放模式(光罩選擇):
邊緣觸發
/ 位準觸發(EDGE/LEVEL) ; 保持 / 非保持(HOLD/UNHOLD) ;
後段蓋前段
/ 非後段蓋前段(RETRIGGER/IRRETRIGGER)
□串列式
CPU觸發:以觸發輸入COL4當作連接其它CPU介面的輸入腳.此時其它輸
入的接腳皆應為非致能。
6. A8或M16可由光罩選擇設定為㆒般觸發(NORMAL),順序觸發(SEQUENTIAL)或CPU觸
發。
□ ㆒般觸發
(NORMAL):A8或M16的觸發如第5項所示:
□ 順序觸發功能
(SEQUENTIAL):可選擇是否配合'MODE'輸入使用。
A).當A8或M16設定為單鍵觸發,而且結合'MODE'輸入使用:
MODE=1 -> ㆒經觸發將由第17語音組 (subtable 17) 至設定之語音組 (subtable n ;
n=17 - 32 )每次觸發播放㆒語音組按順序循環播放。
MODE=0 -> ㆒經觸發將由第1語音組 (subtable 1) 至設定之與音組 (subtable n ;
n=1 - 16 )每次觸發播放㆒語 音組按順序循環播放。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com