công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AV2816A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Aplus Intergrated Circuits

tên linh kiện AV2816A
Giải thích chi tiết về linh kiện  single-chip synthesizing CMOS VLSI
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Trang chủ  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AV2816A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AV2816A Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AV2816A Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AV2816A Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AV2816A Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AV2816A Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AV2816A Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AV2816A Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AV2816A Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AV2816A Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
APLUS 巨華積体電路股份有限公司
AVxx16 Serie
www.aplusinc.com.tw
Page
/ 9
2002-Rev.2
3
3. 其㆗每㆒語音段的長度 (語音+靜音時間) 最多可達22秒( 11秒in AVH316 )。 (在6kHz取樣頻
率㆘
)
4. 具有112個語音格(VOICE - STEPS),可規劃成16語音組(subtable)。
5. 5種播放速度::1>4.3k ; 2>5k ; 3>6k ; 4>7.5k ; 5>10k Hz
6. 單鍵觸發(TG):內含電阻式史密特輸入(270K-1M)提供光敏電阻(CDS)使用。
順序觸發
(SEQUENTIAL):㆒經觸發將由語音組(subtable) 1 至設定之語音組 (subtable
n ; n=1 - 16 )每次觸發播放㆒組按順序循環播放。
隨機觸發
(RANDOM):㆒經觸發將由設定第m語音組 (m由光罩選擇)至第n語音組(n由
光罩選擇
) 每次觸發播放㆒語音組, 按不規則播放。
貪睡功能
(SNOOZE):使用㆓個語音,語音組1 儲存時間到達時的鬧鈴聲音 ,語音組2
儲存聲音和貪睡時間
7. 防止誤動作(DEBOUNCE)時間:10ms-提供㆒般手動操作, 50us-提供跳動開關使用, 以㆘選擇。
A>50us , B>10ms , C>IO1(VDD-50us,GND-10ms) , D>IO2(VDD-50us,GND-10ms) ,
E>IO3(VDD-50us,GND-10ms) ,
選擇
C,D,E 時,IO1,IO2,IO3須選擇為控制輸入
8. 自動選擇振盪電阻(光罩選擇):
A). 致能 - 如果有接外部振盪電阻,則優先使用外部振盪電阻;如果沒有,則使用內部已選擇
之振盪電阻
(振盪電阻的狀態須在觸發前決定)。
B). 非致能 - 只能使用外部振盪電阻。
C). IO2控制輸入:VDD - 非致能;GND - 致能。
D). 內部振盪電阻選擇 (光罩選擇):
For AVH316B,AVH316C,AVH316D,AV0716C,AV0716D,AV1416D,AV2116A,AV2816A:
播
放
速
度
振
盪
器
選
項
電阻 選 選擇
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
4.3
8.9
8.6
7.9
7
6.3
5.8
5.4
5.1
4.7
4.3
4.1
3.9
3.6
5
10.3
10
9.2
8.2
7.3
6.8
6.3
5.9
5.5
5
4.8
4.6
4.2
6
12.4
12
11
9.8
8.8
8.1
7.5
7.1
6.6
6
5.7
5.5
5
7.5
15.5
15
13.8
12.3
11
10.1
9.4
8.9
8.3
7.5
7.1
6.9
6.3
10
20.7
20
18.3
16.3
14.7
13.5
12.5
11.8
11
10
9.5
9.2
8.3
9. 觸發模式的光罩選擇:
邊緣觸發
/ 位準觸發
(EDGE
/
LEVEL)
保持
/ 非保持
( HOLD / UNHOLD)
後段蓋前段
/ 無後段蓋
前段
(RETRIGGER /
IRRETRIGGER)
□ 邊緣觸發
□ 位準觸發
□
I01(VDD-邊緣觸發 ,GND-位準觸發)
□
I02(VDD-邊緣觸發 ,GND-位準觸發)
□
I03(VDD-邊緣觸發 ,GND-位準觸發)
□ 保持
□ 非保持
□
I01(VDD-保持,GND-非保持)
□
I02(VDD-保持,GND-非保持)
□
I03(VDD-保持,GND-非保持)
□ 後段蓋前段
□ 無後段蓋前段
□
I01(VDD-後段蓋前段,GND-
無後段蓋前段
)
□
I02(VDD-後段蓋前段,GND-
無後段蓋前段
)
□
I03(VDD-後段蓋前段,GND-
無後段蓋前段
)
※ 選擇
C,D,E 時,IO1,IO2,IO3須選擇為控制輸入。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com