công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F217ZE bảng dữ liệu(PDF) 92 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F217ZE
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM
PDF  175 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F217ZE bảng dữ liệu(HTML) 92 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F217ZE Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32F217ZE Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32F217ZE Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32F217ZE Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32F217ZE Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32F217ZE Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32F217ZE Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32F217ZE Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32F217ZE Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 92 / 175 page
background image
Electrical characteristics
STM32F21xxx
92/175
DocID17050 Rev 9
Figure 33. ACCLSI versus temperature
6.3.10
PLL characteristics
The parameters given in Table 33 and Table 34 are derived from tests performed under
temperature and VDD supply voltage conditions summarized in Table 13.
MS19013V1
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-45
-35
-25
-15
-5
5
152535455565758595
105
Temperat ure (°C)
max
avg
min
Table 33. Main PLL characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fPLL_IN
PLL input clock(1)
0.95
(2)
12.10(2)
MHz
fPLL_OUT
PLL multiplier output clock
24
-
120
MHz
fPLL48_OUT
48 MHz PLL multiplier output
clock
--
48
MHz
fVCO_OUT
PLL VCO output
192
-
432
MHz
tLOCK
PLL lock time
VCO freq = 192 MHz
75
-
200
µs
VCO freq = 432 MHz
100
-
300



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com