| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F217ZE bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F217ZE bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - STMicroelectronics |
|
53 / 175 page ![]() DocID17050 Rev 9 53/175 STM32F21xxx Pinouts and pin description 174 - - 132 160 B7 PG15 I/O FT USART6_CTS, DCMI_D13, EVENTOUT 55 89 133 161 A10 PB3 (JTDO/TRACESWO) I/O FT JTDO/TRACESWO, SPI3_SCK, I2S3_SCK, TIM2_CH2, SPI1_SCK, EVENTOUT 56 90 134 162 A9 PB4 I/O FT NJTRST, SPI3_MISO, TIM3_CH1, SPI1_MISO, EVENTOUT 57 91 135 163 A6 PB5 I/O FT I2C1_SMBA, CAN2_RX, OTG_HS_ULPI_D7, ETH_PPS_OUT,TIM3_CH2, SPI1_MOSI, SPI3_MOSI, DCMI_D10, I2S3_SD, EVENTOUT 58 92 136 164 B6 PB6 I/O FT I2C1_SCL, TIM4_CH1, CAN2_TX, DCMI_D5,USART1_TX, EVENTOUT 59 93 137 165 B5 PB7 I/O FT I2C1_SDA, FSMC_NL(6), DCMI_VSYNC, USART1_RX, TIM4_CH2, EVENTOUT 60 94 138 166 D6 BOOT0 I B VPP 61 95 139 167 A5 PB8 I/O FT TIM4_CH3,SDIO_D4, TIM10_CH1, DCMI_D6, ETH_MII_TXD3, I2C1_SCL, CAN1_RX, EVENTOUT 62 96 140 168 B4 PB9 I/O FT SPI2_NSS, I2S2_WS , TIM4_CH4, TIM11_CH1, SDIO_D5, DCMI_D7, I2C1_SDA, CAN1_TX, EVENTOUT - 97 141 169 A4 PE0 I/O FT TIM4_ETR, FSMC_NBL0, DCMI_D2, EVENTOUT - 98 142 170 A3 PE1 I/O FT FSMC_NBL1, DCMI_D3, EVENTOUT -- - - D5 VSS S Table 7. STM32F21x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |