công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F217VE bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F217VE
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/1284KB RAM
PDF  173 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F217VE bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F217VE Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32F217VE Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32F217VE Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32F217VE Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32F217VE Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32F217VE Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32F217VE Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32F217VE Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32F217VE Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 173 page
background image
Electrical characteristics
STM32F21xxx
78/173
Doc ID 17050 Rev 8
APB1
TIM2
0.61
mA
TIM3
0.49
TIM4
0.54
TIM5
0.62
TIM6
0.20
TIM7
0.20
TIM12
0.36
TIM13
0.28
TIM14
0.25
USART2
0.25
USART3
0.25
UART4
0.25
UART5
0.26
I2C1
0.25
I2C2
0.25
I2C3
0.25
SPI2
0.20/0.10
SPI3
0.18/0.09
CAN1
0.31
CAN2
0.30
DAC channel 1(2)
1.11
DAC channel 1(3)
1.11
PWR
0.15
WWDG
0.15
Table 23.
Peripheral current consumption (continued)
Peripheral(1)
Typical consumption at 25 °C
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More