| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F217VG bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F217VG bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - STMicroelectronics |
|
53 / 173 page ![]() PB14 TIM1_CH2N TIM8_CH2N SPI2_MISO USART3_RTS TIM12_CH1 OTG_HS_DM EVENTOUT PB15 RTC_50Hz TIM1_CH3N TIM8_CH3N SPI2_MOSI I2S2_SD TIM12_CH2 OTG_HS_DP EVENTOUT PC0 OTG_HS_ULPI_STP EVENTOUT PC1 ETH_MDC EVENTOUT PC2 SPI2_MISO OTG_HS_ULPI_DIR ETH _MII_TXD2 EVENTOUT PC3 SPI2_MOSI OTG_HS_ULPI_NXT ETH _MII_TX_CLK EVENTOUT PC4 ETH_MII_RXD0 ETH_RMII_RXD0 EVENTOUT PC5 ETH _MII_RXD1 ETH _RMII_RXD1 EVENTOUT PC6 TIM3_CH1 TIM8_CH1 I2S2_MCK USART6_TX SDIO_D6 DCMI_D0 EVENTOUT PC7 TIM3_CH2 TIM8_CH2 I2S3_MCK USART6_RX SDIO_D7 DCMI_D1 EVENTOUT PC8 TIM3_CH3 TIM8_CH3 USART6_CK SDIO_D0 DCMI_D2 EVENTOUT PC9 MCO2 TIM3_CH4 TIM8_CH4 I2C3_SDA I2S2_CKIN I2S3_CKIN SDIO_D1 DCMI_D3 EVENTOUT PC10 SPI3_SCK I2S3_SCK USART3_TX UART4_TX SDIO_D2 DCMI_D8 EVENTOUT PC11 SPI3_MISO USART3_RX UART4_RX SDIO_D3 DCMI_D4 EVENTOUT PC12 SPI3_MOSI I2S3_SD USART3_CK UART5_TX SDIO_CK DCMI_D9 EVENTOUT PC13 PC14-OSC32_IN PC15-OSC32_OUT PD0 CAN1_RX FSMC_D2 EVENTOUT PD1 CAN1_TX FSMC_D3 EVENTOUT PD2 TIM3_ETR UART5_RX SDIO_CMD DCMI_D11 EVENTOUT PD3 USART2_CTS FSMC_CLK EVENTOUT PD4 USART2_RTS FSMC_NOE EVENTOUT PD5 USART2_TX FSMC_NWE EVENTOUT PD6 USART2_RX FSMC_NWAIT EVENTOUT PD7 USART2_CK FSMC_NE1/ FSMC_NCE2 EVENTOUT PD8 USART3_TX FSMC_D13 EVENTOUT PD9 USART3_RX FSMC_D14 EVENTOUT PD10 USART3_CK FSMC_D15 EVENTOUT PD11 USART3_CTS FSMC_A16 EVENTOUT PD12 TIM4_CH1 USART3_RTS FSMC_A17 EVENTOUT PD13 TIM4_CH2 FSMC_A18 EVENTOUT Table 7. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF014 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/11 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2/I2S2 SPI3/I2S3 USART1/2/3 UART4/5/ USART6 CAN1/CAN2/ TIM12/13/14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO/ OTG_HS DCMI |