| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F205VGT6 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F205VGT6 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 163 page ![]() STM32F205xx, STM32F207xx Pinouts and pin description Doc ID 15818 Rev 7 45/163 - - - - 130 D13 PH15 I/O FT PH15 TIM8_CH3N / DCMI_D11 - - - - 131 E14 PI0 I/O FT PI0 TIM5_CH4 / SPI2_NSS / I2S2_WS / DCMI_D13 - - - - 132 D14 PI1 I/O FT PI1 SPI2_SCK / I2S2_SCK / DCMI_D8 - - - - 133 C14 PI2 I/O FT PI2 TIM8_CH4 /SPI2_MISO / DCMI_D9 - - - - 134 C13 PI3 I/O FT PI3 TIM8_ETR / SPI2_MOSI / I2S2_SD / DCMI_D10 -- - - 135 D9 VSS_15 SVSS_15 -- - - 136 C9 VDD_15 SVDD_15 49 A1 76 109 137 A14 PA14 I/O FT JTCK- SWCLK JTCK-SWCLK 50 A2 77 110 138 A13 PA15 I/O FT JTDI JTDI/ SPI3_NSS/ I2S3_WS/TIM2_CH1_ETR / SPI1_NSS 51 B3 78 111 139 B14 PC10 I/O FT PC10 SPI3_SCK / I2S3_SCK / UART4_TX / SDIO_D2 / DCMI_D8 / USART3_TX 52 C3 79 112 140 B13 PC11 I/O FT PC11 UART4_RX/ SPI3_MISO / SDIO_D3 / DCMI_D4/USART3_RX 53 A3 80 113 141 A12 PC12 I/O FT PC12 UART5_TX/SDIO_CK / DCMI_D9 / SPI3_MOSI / I2S3_SD / USART3_CK - - 81 114 142 B12 PD0 I/O FT PD0 FSMC_D2/CAN1_RX - - 82 115 143 C12 PD1 I/O FT PD1 FSMC_D3 / CAN1_TX 54 C7 83 116 144 D12 PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR/UART5_RX SDIO_CMD / DCMI_D11 - - 84 117 145 D11 PD3 I/O FT PD3 FSMC_CLK/USART2_CTS - - 85 118 146 D10 PD4 I/O FT PD4 FSMC_NOE/USART2_RTS - - 86 119 147 C11 PD5 I/O FT PD5 FSMC_NWE/USART2_TX - - - 120 148 D8 VSS_10 SVSS_10 - - - 121 149 C8 VDD_10 SVDD_10 - - 87 122 150 B11 PD6 I/O FT PD6 FSMC_NWAIT/USART2_R X Table 5. STM32F20x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Other functions |