| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F205VGT6 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F205VGT6 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 163 page ![]() STM32F205xx, STM32F207xx Pinouts and pin description Doc ID 15818 Rev 7 39/163 3 B9 8 8 9 E1 PC14(4)-OSC32_IN(6) I/O FT PC14(5) OSC32_IN 4C9 9 910 F1 PC15(4)- OSC32_OUT(6) I/O FT PC15(5) OSC32_OUT - - - - 11 D3 PI9 I/O FT PI9 CAN1_RX - - - - 12 E3 PI10 I/O FT PI10 ETH_MII_RX_ER - - - - 13 E4 PI11 I/O FT PI11 OTG_HS_ULPI_DIR -- - - 14 F2 VSS_13 SVSS_13 -- - - 15 F3 VDD_13 SVDD_13 - - - 10 16 E2 PF0 I/O FT PF0 FSMC_A0 / I2C2_SDA - - - 11 17 H3 PF1 I/O FT PF1 FSMC_A1 / I2C2_SCL - - - 12 18 H2 PF2 I/O FT PF2 FSMC_A2 / I2C2_SMBA -- - 13 19 J2 PF3(6) I/O FT PF3 FSMC_A3 ADC3_IN9 -- - 14 20 J3 PF4(6) I/O FT PF4 FSMC_A4 ADC3_IN14 -- - 15 21 K3 PF5(6) I/O FT PF5 FSMC_A5 ADC3_IN15 -H9 10 16 22 G2 VSS_5 SVSS_5 - - 11 17 23 G3 VDD_5 SVDD_5 -- - 18 24 K2 PF6(6) I/O FT PF6 TIM10_CH1 / FSMC_NIORD ADC3_IN4 -- - 19 25 K1 PF7(6) I/O FT PF7 TIM11_CH1/FSMC_NREG ADC3_IN5 -- - 20 26 L3 PF8(6) I/O FT PF8 TIM13_CH1 / FSMC_NIOWR ADC3_IN6 -- - 21 27 L2 PF9(6) I/O FT PF9 TIM14_CH1 / FSMC_CD ADC3_IN7 -- - 22 28 L1 PF10(6) I/O FT PF10 FSMC_INTR ADC3_IN8 5E9 12 23 29 G1 PH0(6)-OSC_IN I/O FT PH0 OSC_IN 6F9 13 24 30 H1 PH1(6)-OSC_OUT I/O FT PH1 OSC_OUT 7 E8 14 25 31 J1 NRST I/O NRST 8G9 15 26 32 M2 PC0(6) I/O FT PC0 OTG_HS_ULPI_STP ADC123_ IN10 9F8 16 27 33 M3 PC1(6) I/O FT PC1 ETH_MDC ADC123_ IN11 10 D7 17 28 34 M4 PC2(6) I/O FT PC2 SPI2_MISO / OTG_HS_ULPI_DIR / ETH_MII_TXD2 ADC123_ IN12 Table 5. STM32F20x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Other functions |