công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3635NF2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện 3635NF2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sealed toggle switches for outdoor applications
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

3635NF2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  3635NF2 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 3635NF2 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 3635NF2 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
APEM
www.apem.com
A-117
3600NF series
Sealed toggle switches for outdoor applications
Solder lug/quick-connect terminals
A
Solder lug and quick-connect terminals - double pole
III
II
I
2-1
2-3
5-4
5-6
3641NF/2
ON
-
OFF
3644NF/2*
ON
ON
ON
3645NF/2
MOM -
ON
3646NF/2
ON
-
ON
3647NF/2
MOM OFF MOM
3648NF/2
ON
OFF MOM
3649NF/2
ON
OFF
ON
G
Matt black finish on lever and nut of sealing boot
FINISH
UL
Marking
: to order switches marked UL, complete above box with ”UL”.
AGENCY APPROVAL
X1052
30 mm (1.181) long lever
SPECIAL LEVER
* Function 4 : DP in 4P case, see end of catalogue.
PANEL CUT
-OUT
I
II
III
90˚
21.50
(.846)
(.689)
(.413)
10.50
17.50
24.60
9.20
(.362)
(.968)
Ø12.00x0.75 SI
(.472DIAx0.75 IS)
4
5
6
3
2
1
(.066)
(.48DIA)
1.70
Ø12.20
Ø12.50
(.492DIA)
(.137DIA)
Ø3.50
Ø12.20
(.48DIA)



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com