công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APA450 bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện APA450
Giải thích chi tiết về linh kiện  ProASICPLUS Flash Family FPGAs
PDF  178 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APA450 bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - Microsemi Corporation

Back Button APA450 Datasheet HTML 70Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 71Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 72Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 73Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 74Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 75Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 76Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 77Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 78Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 178 page
background image
ProASICPLUS Flash Family FPGAs
2- 64
v5.9
Synchronous Write and Asynchronous Read to the Same Location
Note: The plot shows the normal operation status.
Figure 2-37 • Synchronous Write and Asynchronous Read to the Same Location
Table 2-61 • TJ = 0°C to 110°C; VDD = 2.3 V to 2.7 V for Commercial/Industrial
TJ = –55°C to 150°C, VDD = 2.3 V to 2.7 V for Military/MIL-STD-883
Symbol txxx
Description
Min.
Max.
Units
Notes
ORDA
New DO access from RB
↓
7.5
ns
ORDH
Old DO valid from RB
↓
3.0
ns
OWRA
New DO access from WCLKS
↓
3.0
ns
OWRH
Old DO valid from WCLKS
↓
0.5
ns
RAWCLKS
RB
↓ or RADDR from WCLKS ↑
5.0
ns
RAWCLKH
RB
↑ or RADDR from WCLKS ↓
5.0
ns
Notes:
1. During an asynchronous read cycle, each write operation (synchronous or asynchronous) to the same location will automatically
trigger a read operation which updates the read data.
2. Violation of RAWCLKS will disturb access to OLD data.
3. Violation of RAWCLKH will disturb access to NEWER data.
RB, RADDR
OLD
NEWNEWER
t
ORDA
t
ORDH
t
RAWCLKS
t
RAWCLKH
WCLKS
DO
t
OWRH
t
OWRA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com