công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APA450 bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện APA450
Giải thích chi tiết về linh kiện  ProASICPLUS Flash Family FPGAs
PDF  178 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APA450 bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - Microsemi Corporation

Back Button APA450 Datasheet HTML 63Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 64Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 65Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 66Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 67Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 68Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 69Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 70Page - Microsemi Corporation APA450 Datasheet HTML 71Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 178 page
background image
ProASICPLUS Flash Family FPGAs
v5.9
2-57
Asynchronous SRAM Write
Note: The plot shows the normal operation status.
Figure 2-30 • Asynchronous SRAM Write
Table 2-54 • TJ = 0°C to 110°C; VDD = 2.3 V to 2.7 V for Commercial/Industrial
TJ = –55°C to 150°C, VDD = 2.3 V to 2.7 V for Military/MIL-STD-883B
Symbol txxx
Description
Min.
Max.
Units
Notes
AWRH
WADDR hold from WB
↑
1.0
ns
AWRS
WADDR setup to WB
↓
0.5
ns
DWRH
DI hold from WB
↑
1.5
ns
DWRS
DI setup to WB
↑
0.5
ns
PARGEN is inactive.
DWRS
DI setup to WB
↑
2.5
ns
PARGEN is active.
WPDA
WPE access from DI
3.0
ns
WPE is invalid, while PARGEN is
active.
WPDH
WPE hold from DI
1.0
ns
WRCYC
Cycle time
7.5
ns
WRMH
WB high phase
3.0
ns
Inactive
WRML
WB low phase
3.0
ns
Active
WRB, WBLKB
WADDR
WPE
DI
tAWRS
tWPDA
tAWRH
tDWRS
tWRML
tWRMH
tWRCYC
tWPDH
tDWRH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com