công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F1508 bảng dữ liệu(PDF) 156 Page - Microchip Technology

tên linh kiện F1508
Giải thích chi tiết về linh kiện  20-Pin Flash, 8-Bit Microcontrollers with XLP Technology
PDF  418 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

F1508 bảng dữ liệu(HTML) 156 Page - Microchip Technology

Back Button F1508 Datasheet HTML 152Page - Microchip Technology F1508 Datasheet HTML 153Page - Microchip Technology F1508 Datasheet HTML 154Page - Microchip Technology F1508 Datasheet HTML 155Page - Microchip Technology F1508 Datasheet HTML 156Page - Microchip Technology F1508 Datasheet HTML 157Page - Microchip Technology F1508 Datasheet HTML 158Page - Microchip Technology F1508 Datasheet HTML 159Page - Microchip Technology F1508 Datasheet HTML 160Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 156 / 418 page
background image
PIC16(L)F1508/9
DS40001609C-page 156
 2011-2013 Microchip Technology Inc.
FIGURE 17-4:
ANALOG INPUT MODEL
VA
Rs < 10K
CPIN
5 pF
VDD
VT
 0.6V
VT
 0.6V
RIC
ILEAKAGE(1)
Vss
Legend: CPIN
= Input Capacitance
ILEAKAGE = Leakage Current at the pin due to various junctions
RIC
= Interconnect Resistance
RS
= Source Impedance
VA
= Analog Voltage
VT
= Threshold Voltage
To Comparator
Note 1: See Section 29.0 “Electrical Specifications”.
Analog
Input
pin



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com