| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DSPIC33FJ64GP710A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSPIC33FJ64GP710A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microchip Technology |
|
4 / 362 page ![]() dsPIC33FJXXXGPX06A/X08A/X10A DS70593D-page 4 2009-2012 Microchip Technology Inc. Pin Diagrams (Continued) 64-Pin QFN(1) PGEC2/SOSCO/T1CK/CN0/RC14 PGED2/SOSCI/T4CK/CN1/RC13 OC1/RD0 IC4/INT4/RD11 IC2/U1CTS/INT2/RD9 IC1/INT1/RD8 VSS OSC2/CLKO/RC15 OSC1/CLKIN/RC12 VDD SCL1/RG2 U1RTS/SCK1/INT0/RF6 U1RX/SDI1/RF2 U1TX/SDO1/RF3 COFS/RG15 AN16/T2CK/T7CK/RC1 AN17/T3CK/T6CK/RC2 SCK2/CN8/RG6 SDI2/CN9/RG7 SDO2/CN10/RG8 MCLR VSS VDD AN3/CN5/RB3 AN2/SS1/CN4/RB2 PGEC3/AN1/VREF-/CN3/RB1 PGED3/AN0/VREF+/CN2/RB0 SDA1/RG3 SS2/CN11/RG9 AN5/IC8/CN7/RB5 AN4/IC7/CN6/RB4 IC3/INT3/RD10 dsPIC33FJ64GP306A dsPIC33FJ128GP306A = Pins are up to 5V tolerant 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 40 39 38 37 36 35 34 33 4 5 7 8 9 10 11 1 2 42 41 6 32 43 54 14 15 16 12 13 17 18 19 20 21 45 44 47 46 48 53 52 51 50 49 Note 1: The metal plane at the bottom of the device is not connected to any pins and should be connected to VSS externally. |