công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATmega325PA-MN bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATmega325PA-MN
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Atmel Microcontroller with 16/32/64KB In-System Programmable Flash
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATmega325PA-MN bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATmega325PA-MN Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation ATmega325PA-MN Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation ATmega325PA-MN Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation ATmega325PA-MN Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation ATmega325PA-MN Datasheet HTML 13Page - ATMEL Corporation ATmega325PA-MN Datasheet HTML 14Page - ATMEL Corporation ATmega325PA-MN Datasheet HTML 15Page - ATMEL Corporation ATmega325PA-MN Datasheet HTML 16Page - ATMEL Corporation ATmega325PA-MN Datasheet HTML 17Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 24 page
background image
13
ATmega165A/PA/325A/PA/3250A/PA/645A/P/6450A/P [SUMMARY]
8285ES–AVR–02/2013
3.5
ATmega3250A
Notes:
1. This device can also be supplied in wafer form. Please contact your local Atmel sales office for detailed ordering information
and minimum quantities.
2. Pb-free packaging, complies to the European Directive for Restriction of Hazardous Substances (RoHS directive). Also
Halide free and fully Green.
3. For Speed vs. VCC, see Figure 28-1 on page 295.
4. Tape & Reel
5. See characterization specifications at 105°C.
Speed (MHz)(3)
Power Supply
Ordering Code(2)
Package(1)
Operation Range
20
1.8 - 5.5V
ATmega3250A-AU
ATmega3250A-AUR(4)
100A
100A
Industrial
(-4
0
C to 85C)
ATmega3250A-AN
ATmega3250A-ANR(4)
100A
100A
Extended
(-4
0
C to 105C)(5)
Package Type
100A
100-lead, 14 x 14 x 1.0mm, 0.5mm Lead Pitch, Thin Profile Plastic Quad Flat Package (TQFP)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com