công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8548ECHXATJA bảng dữ liệu(PDF) 129 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8548ECHXATJA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Processor Hardware Specifications
PDF  151 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8548ECHXATJA bảng dữ liệu(HTML) 129 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 125Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 126Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 127Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 128Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 129Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 130Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 131Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 132Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 133Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 129 / 151 page
background image
MPC8548E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 9
Freescale Semiconductor
129
Package Description
SENSEVSS
M16
—
—
13
Analog Signals
MVREF
A18
I
Reference
voltage
signal for
DDR
MVREF
—
SD_IMP_CAL_RX
L28
I
200
 (±1%)
to GND
—
SD_IMP_CAL_TX
AB26
I
100
 (±1%)
to GND
—
SD_PLL_TPA
U26
O
AVDD_SRDS
24
Note: All note references in this table use the same numbers as those for Table 71. See Table 71 for the meanings of these
notes.
Table 74. MPC8543E Pinout Listing (continued)
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com