công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8548ECHXATJA bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8548ECHXATJA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Processor Hardware Specifications
PDF  151 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8548ECHXATJA bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 44Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 45Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 46Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 47Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 48Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 49Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 50Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 51Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 52Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 151 page
background image
MPC8548E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 9
48
Freescale Semiconductor
Local Bus
Figure 24. Local Bus Signals (PLL Bypass Mode)
NOTE
In PLL bypass mode, LCLK[n] is the inverted version of the internal clock
with the delay of tLBKHKT. In this mode, signals are launched at the rising edge
of the internal clock and are captured at falling edge of the internal clock
with the exception of LGTA/LUPWAIT (which is captured on the rising
edge of the internal clock).
Output Signals:
LA[27:31]/LBCTL/LBCKE/LOE/
LSDA10/LSDWE/LSDRAS/
LSDCAS/LSDDQM[0:3]
tLBKLOV2
LCLK[n]
Input Signals:
LAD[0:31]/LDP[0:3]
Output (Data) Signals:
LAD[0:31]/LDP[0:3]
LALE
tLBIXKH1
Input Signal:
LGTA
Output (Address) Signal:
LAD[0:31]
tLBIVKH1
tLBIXKL2
tLBIVKL2
tLBKLOX1
tLBKLOZ2
tLBOTOT
Internal Launch/Capture Clock
tLBKLOX2
tLBKLOV1
tLBKLOV3
tLBKLOZ1
tLBKHKT
tLBKLOV4
LUPWAIT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com