công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8548ECHXATJA bảng dữ liệu(PDF) 113 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8548ECHXATJA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Processor Hardware Specifications
PDF  151 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8548ECHXATJA bảng dữ liệu(HTML) 113 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 109Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 110Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 111Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 112Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 113Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 114Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 115Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 116Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 117Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 113 / 151 page
background image
MPC8548E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 9
Freescale Semiconductor
113
Package Description
Table 73 provides the pin-out listing for the MPC8545E 783 FC-PBGA package.
NOTE
All note references in the following table use the same numbers as those for
Table 71. See Table 71 for the meanings of these notes.
SD_PLL_TPA
U26
O
—
24
Note: All note references in this table use the same numbers as those for Table 71. See Table 71 for the meanings of these
notes.
Table 73. MPC8545E Pinout Listing
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes
PCI1 and PCI2 (One 64-Bit or Two 32-Bit)
PCI1_AD[63:32]/PCI2_AD[31:0]
AB14, AC15, AA15, Y16, W16, AB16, AC16,
AA16, AE17, AA18, W18, AC17, AD16, AE16,
Y17, AC18, AB18, AA19, AB19, AB21, AA20,
AC20, AB20, AB22, AC22, AD21, AB23, AF23,
AD23, AE23, AC23, AC24
I/O
OVDD
17
PCI1_AD[31:0]
AH6, AE7, AF7, AG7, AH7, AF8, AH8, AE9,
AH9, AC10, AB10, AD10, AG10, AA10, AH10,
AA11, AB12, AE12, AG12, AH12, AB13, AA12,
AC13, AE13, Y14, W13, AG13, V14, AH13,
AC14, Y15, AB15
I/O
OVDD
17
PCI1_C_BE[7:4]/PCI2_C_BE[3:0]
AF15, AD14, AE15, AD15
I/O
OVDD
17
PCI1_C_BE[3:0]
AF9, AD11, Y12, Y13
I/O
OVDD
17
PCI1_PAR64/PCI2_PAR
W15
I/O
OVDD
—
PCI1_GNT[4:1]
AG6, AE6, AF5, AH5
O
OVDD
5, 9, 35
PCI1_GNT0
AG5
I/O
OVDD
—
PCI1_IRDY
AF11
I/O
OVDD
2
PCI1_PAR
AD12
I/O
OVDD
—
PCI1_PERR
AC12
I/O
OVDD
2
PCI1_SERR
V13
I/O
OVDD
2, 4
PCI1_STOP
W12
I/O
OVDD
2
PCI1_TRDY
AG11
I/O
OVDD
2
PCI1_REQ[4:1]
AH2, AG4, AG3, AH4
I
OVDD
—
PCI1_REQ0
AH3
I/O
OVDD
—
PCI1_CLK
AH26
I
OVDD
39
PCI1_DEVSEL
AH11
I/O
OVDD
2
Table 72. MPC8547E Pinout Listing (continued)
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com