công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8548ECHXATJA bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8548ECHXATJA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Processor Hardware Specifications
PDF  151 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8548ECHXATJA bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 107Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 108Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 109Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 110Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 111Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 112Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 113Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 114Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8548ECHXATJA Datasheet HTML 115Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 151 page
background image
MPC8548E PowerQUICC III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 9
Freescale Semiconductor
111
Package Description
DFT
L1_TSTCLK
AC25
I
OVDD
25
L2_TSTCLK
AE22
I
OVDD
25
LSSD_MODE
AH20
I
OVDD
25
TEST_SEL
AH14
I
OVDD
25
Thermal Management
THERM0
AG1
—
—
14
THERM1
AH1
—
—
14
Power Management
ASLEEP
AH18
O
OVDD
9, 19,
29
Power and Ground Signals
GND
A11, B7, B24, C1, C3, C5, C12, C15, C26, D8,
D11, D16, D20, D22, E1, E5, E9, E12, E15, E17,
F4, F26, G12, G15, G18, G21, G24, H2, H6, H8,
H28, J4, J12, J15, J17, J27, K7, K9, K11, K27,
L3, L5, L12, L16, N11, N13, N15, N17, N19, P4,
P9, P12, P14, P16, P18, R11, R13, R15, R17,
R19, T4, T12, T14, T16, T18, U8, U11, U13,
U15, U17, U19, V4, V12, V18, W6, W19, Y4, Y9,
Y11, Y19, AA6, AA14, AA17, AA22, AA23, AB4,
AC2, AC11, AC19, AC26, AD5, AD9, AD22,
AE3, AE14, AF6, AF10, AF13, AG8, AG27,
K28, L24, L26, N24, N27, P25, R28, T24, T26,
U24, V25, W28, Y24, Y26, AA24, AA27, AB25,
AC28, L21, L23, N22, P20, R23, T21, U22, V20,
W23, Y21, U27
——
—
OVDD
V16, W11, W14, Y18, AA13, AA21, AB11,
AB17, AB24, AC4, AC9, AC21, AD6, AD13,
AD17, AD19, AE10, AE8, AE24, AF4, AF12,
AF22, AF27, AG26
Power for PCI
and other
standards
(3.3 V)
OVDD
—
LVDD
N8, R7, T9, U6
Power for
TSEC1 and
TSEC2
(2.5 V, 3.3 V)
LVDD
—
TVDD
W9, Y6
Power for
TSEC3 and
TSEC4
(2,5 V, 3.3 V)
TVDD
—
GVDD
B3, B11, C7, C9, C14, C17, D4, D6, D10, D15,
E2, E8, E11, E18, F5, F12, F16, G3, G7, G9,
G11, H5, H12, H15, H17, J10, K3, K12, K16,
K18, L6, M4, M8, M13
Power for
DDR1 and
DDR2 DRAM
I/O voltage
(1.8 V, 2.5 V)
GVDD
—
Table 72. MPC8547E Pinout Listing (continued)
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com