công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM3725CUS bảng dữ liệu(PDF) 146 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DM3725CUS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Media Processors
PDF  280 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

DM3725CUS bảng dữ liệu(HTML) 146 Page - Texas Instruments

Back Button DM3725CUS Datasheet HTML 142Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 143Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 144Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 145Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 146Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 147Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 148Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 149Page - Texas Instruments DM3725CUS Datasheet HTML 150Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 146 / 280 page
background image
DM3730, DM3725
SPRS685D
– AUGUST 2010 – REVISED JULY 2011
www.ti.com
Table 4-24. Graphic Accelerator Clocks(2)
OPP 100(2)
Max Freq
Max Freq
Max Freq
Description
Source Clock
Ratio
Ratio
Ratio
(MHz)
(MHz)
(MHz)
DPLL3 Locked Frequency
800
664
532
DPLL4 Locked Frequency
1728
1728
1728
1 * (M2 =
1 * (M2 =
1 * (M2 =
DPLL3CLKOUTX2_M2
DPLL3 Locked Frequency
800
664
532
1)(1)(3)
1)(1)(3)
1)(1)(3)
2 * (M2 =
2 * (M2 =
2 * (M2 =
DPLL3CLKOUT_M2
DPLL3 Locked Frequency
400
332
266
1)(1)(3)
1)(1)(3)
1)(1)(3)
1 * (M2 =
1 * (M2 =
1 * (M2 =
DPLL4CLKOUT_M2
DPLL4 Locked Frequency
192
192
192
9)(1)(3)
9)(1)(3)
9)(1)(3)
CORE_CLK
DPLL4 Locked Frequency
400
1
332
1
266
1
COREX2_CLK
DPLL3CLKOUTX2_M2
800
1
664
1
532
1
SGX_192M_FCLK
DPLL4CLKOUT_M2
192
1
192
1
192
1
SGX
– Option 1
CORE_CLK
200
2
166
2
133
2
SGX
– Option 2
COREX2_CLK
177.3
3
SGX
– Option 3
SGX_192M_FCLK
192
1
192
1
192
1
(1) This ratio is configurable by software programming. For more information, see the AM/DM37x Multimedia Device Technical Reference
Manual (SPRUGN4).
(2) SGX (Graphic Accelerator) is not available in OPP50 operating point.
(3) The DPLL ratios documented in this table are recommended ratios. Other values may apply.
146
Clock Specifications
Copyright
© 2010–2011, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): DM3730 DM3725



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com