công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM1802DBRG4 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCM1802DBRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-ENDED ANALOG-INPUT 24-BIT, 96-kHz STEREO A/D CONVERTER
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

PCM1802DBRG4 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button PCM1802DBRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments PCM1802DBRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PCM1802DBRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PCM1802DBRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments PCM1802DBRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments PCM1802DBRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments PCM1802DBRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments PCM1802DBRG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments PCM1802DBRG4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
www.ti.com
−100 −90 −80 −70 −60 −50 −40 −30 −20 −10
0
Signal Level − dB
100
1
0.1
0.01
0.001
10
G017
Supply Current
0
5
10
15
20
25
30
0
10
20
30
40
44.1
96‡
48†
ICC
fSAMPLE Condition − kHz
IDD
†fS = 48 kHz, System Clock = 256 fS,
Oversampling Ratio =
×128.
‡fS = 96 kHz, System Clock = 256 fS,
Oversampling Ratio =
×64.
G018
PCM1802
SLES023C – DECEMBER 2001 – REVISED JANUARY 2005
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (continued)
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
vs
SIGNAL LEVEL
Figure 17.
SUPPLY CURRENT
vs
fSAMPLE CONDITION
Figure 18.
All specifications at TA = 25°C, VCC = 5 V, VDD = 3.3 V, master mode, fS = 44.1 kHz, system clock = 384 fS,
oversampling ratio =
×128, 24-bit data, unless otherwise noted.
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com