| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AM3703CBPD100 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM3703CBPD100 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Texas Instruments |
|
26 / 280 page ![]() AM3715, AM3703 SPRS616F – JUNE 2010 – REVISED AUGUST 2011 www.ti.com Table 2-1. Ball Characteristics (CBP Pkg.)(3) (continued) BALL BALL BALL RESET BUFFER PULLUP BALL TOP RESET IO CELL BOTTOM PIN NAME [2] MODE [3] TYPE [4] RESET REL. MODE POWER [8] HYS [9] STRENGTH /DOWN [1] REL. [12] [1] STATE [5] [7] (mA) [10] TYPE [11] STATE [6] NA N22 sdrc_a0 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA N23 sdrc_a1 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA P22 sdrc_a2 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA P23 sdrc_a3 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA R22 sdrc_a4 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA R23 sdrc_a5 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA T22 sdrc_a6 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA T23 sdrc_a7 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA U22 sdrc_a8 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA U23 sdrc_a9 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA V22 sdrc_a10 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA V23 sdrc_a11 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA W22 sdrc_a12 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA W23 sdrc_a13 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA Y22 sdrc_a14 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA M22 sdrc_ncs0 0 O 1 1 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA M23 sdrc_ncs1 0 O 1 1 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA A11 sdrc_clk 0 IO L 0 0 vdds_mem Yes 4 (12) PU/ PD LVCMOS NA B11 sdrc_nclk 0 O 1 1 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA J22 sdrc_cke0 0 O H 1 7 vdds_mem Yes 4 (12) PU/ PD LVCMOS safe_mode_out1 (13) 7 NA J23 sdrc_cke1 0 O H 1 7 vdds_mem NA 4 (12) PU/ PD LVCMOS safe_mode_out1 (13) 7 NA L23 sdrc_nras 0 O 1 1 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA L22 sdrc_ncas 0 O 1 1 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA K23 sdrc_nwe 0 O 1 1 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA C1 sdrc_dm0 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA A17 sdrc_dm1 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA A6 sdrc_dm2 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA A20 sdrc_dm3 0 O 0 0 0 vdds_mem No 4 (12) NA LVCMOS NA C2 sdrc_dqs0 0 IO L Z 0 vdds_mem Yes 4 (12) PU/ PD LVCMOS NA B17 sdrc_dqs1 0 IO L Z 0 vdds_mem Yes 4 (12) PU/ PD LVCMOS NA B6 sdrc_dqs2 0 IO L Z 0 vdds_mem Yes 4 (12) PU/ PD LVCMOS NA B20 sdrc_dqs3 0 IO L Z 0 vdds_mem Yes 4 (12) PU/ PD LVCMOS N4 AC15 gpmc_a1 0 O L L 7 vdds_mem Yes 8 PU/ PD LVCMOS gpio_34 4 IO safe_mode 7 M4 AB15 gpmc_a2 0 O L L 7 vdds_mem Yes 8 PU/ PD LVCMOS gpio_35 4 IO safe_mode 7 L4 AC16 gpmc_a3 0 O L L 7 vdds_mem Yes 8 PU/ PD LVCMOS gpio_36 4 IO safe_mode 7 K4 AB16 gpmc_a4 0 O L L 7 vdds_mem Yes 8 PU/ PD LVCMOS gpio_37 4 IO safe_mode 7 T3 AC17 gpmc_a5 0 O L L 7 vdds_mem Yes 8 PU/ PD LVCMOS gpio_38 4 IO safe_mode 7 R3 AB17 gpmc_a6 0 O H H 7 vdds_mem Yes 8 PU/ PD LVCMOS gpio_39 4 IO safe_mode 7 26 TERMINAL DESCRIPTION Copyright © 2010–2011, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback Product Folder Link(s): AM3715 AM3703 |