công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM3703CBPD100 bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AM3703CBPD100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sitara ARM Microprocessors
PDF  280 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM3703CBPD100 bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - Texas Instruments

Back Button AM3703CBPD100 Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments AM3703CBPD100 Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments AM3703CBPD100 Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments AM3703CBPD100 Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments AM3703CBPD100 Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments AM3703CBPD100 Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments AM3703CBPD100 Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments AM3703CBPD100 Datasheet HTML 88Page - Texas Instruments AM3703CBPD100 Datasheet HTML 89Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 280 page
background image
AM3715, AM3703
www.ti.com
SPRS616F
– JUNE 2010 – REVISED AUGUST 2011
Table 2-4. Multiplexing Characteristics (continued)
CBP
CBC
CUS
MODE 0
MODE 1
MODE 2
MODE 3
MODE 4
MODE 5
MODE 6
MODE
7
Bottom
Top
Bottom
Top
F28
NA
H25
NA
E23
dss_data7
uart1_rx
gpio_77
hw_dbg15
safe_mo
de
F27
NA
H26
NA
E24
dss_data8
uart3_rx_irrx
gpio_78
hw_dbg16
safe_mo
de
G26
NA
J26
NA
F23
dss_data9
uart3_tx_irtx
gpio_79
hw_dbg17
safe_mo
de
AD28
NA
AC26
NA
AC22
dss_data10
gpio_80
safe_mo
de
AD27
NA
AD26
NA
AC23
dss_data11
gpio_81
safe_mo
de
AB28
NA
AA25
NA
AB22
dss_data12
gpio_82
safe_mo
de
AB27
NA
Y25
NA
Y22
dss_data13
gpio_83
safe_mo
de
AA28
NA
AA26
NA
W22
dss_data14
gpio_84
safe_mo
de
AA27
NA
AB26
NA
V22
dss_data15
gpio_85
safe_mo
de
G25
NA
L25
NA
J22
dss_data16
gpio_86
safe_mo
de
H27
NA
L26
NA
G23
dss_data17
gpio_87
safe_mo
de
H26
NA
M24
NA
G24
dss_data18
mcspi3_clk
dss_data0
gpio_88
safe_mo
de
H25
NA
M26
NA
H23
dss_data19
mcspi3_simo
dss_data1
gpio_89
safe_mo
de
E28
NA
F25
NA
D23
dss_data20
mcspi3_somi
dss_data2
gpio_90
safe_mo
de
J26
NA
N24
NA
K22
dss_data21
mcspi3_cs0
dss_data3
gpio_91
safe_mo
de
AC27
NA
AC25
NA
V21
dss_data22
mcspi3_cs1
dss_data4
gpio_92
safe_mo
de
AC28
NA
AB25
NA
W21
dss_data23
dss_data5
gpio_93
safe_mo
de
W28
NA
V26
NA
AA23
cvideo2_out
Y28
NA
W26
NA
AB24
cvideo1_out
Y27
NA
W25
NA
AB23
cvideo1_vfb
W27
NA
U24
NA
Y23
cvideo2_vfb
W26
NA
V23
NA
Y24
cvideo1_rset
A24
NA
C23
NA
A22
cam_hs
gpio_94
hw_dbg0
safe_mo
de
A23
NA
D23
NA
E18
cam_vs
gpio_95
hw_dbg1
safe_mo
de
C25
NA
C25
NA
B22
cam_xclka
gpio_96
safe_mo
de
C27
NA
C26
NA
J19
cam_pclk
gpio_97
hw_dbg2
safe_mo
de
C23
NA
B23
NA
H24
cam_fld
cam_global_res
gpio_98
hw_dbg3
safe_mo
et
de
AG17
NA
AE16
NA
AB18
cam_d0
gpio_99
(1)
safe_mo
de
AH17
NA
AE15
NA
AC18
cam_d1
gpio_100
(1)
safe_mo
de
B24
NA
A24
NA
G19
cam_d2
gpio_101
hw_dbg4
safe_mo
de
C24
NA
B24
NA
F19
cam_d3
gpio_102
hw_dbg5
safe_mo
de
D24
NA
D24
NA
G20
cam_d4
gpio_103
hw_dbg6
safe_mo
de
A25
NA
C24
NA
B21
cam_d5
gpio_104
hw_dbg7
safe_mo
de
K28
NA
P25
NA
L24
cam_d6
gpio_105
(1)
safe_mo
de
L28
NA
P26
NA
K24
cam_d7
gpio_106
(1)
safe_mo
de
Copyright
© 2010–2011, Texas Instruments Incorporated
TERMINAL DESCRIPTION
85
Submit Documentation Feedback
Product Folder Link(s): AM3715 AM3703



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com