công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8306S bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8306S
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Integrated Communications Processor Family Hardware Specifications
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8306S bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8306S Datasheet HTML 50Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8306S Datasheet HTML 51Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8306S Datasheet HTML 52Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8306S Datasheet HTML 53Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8306S Datasheet HTML 54Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8306S Datasheet HTML 55Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8306S Datasheet HTML 56Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8306S Datasheet HTML 57Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8306S Datasheet HTML 58Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 70 page
background image
MPC8306S PowerQUICC II Pro Integrated Communications Processor Family Hardware Specifications, Rev. 1
54
Freescale Semiconductor
Clocking
20 Clocking
The following figure Figure 39 shows the internal distribution of clocks within the MPC8306S.
Figure 38. MPC8306S Clock Subsystem
Figure 39. MPC8306S Clock Subsystem
The primary clock source for MPC8306S is SYS_CLK_IN.
Figure 40.
Core PLL
System
LBC
LCLK[0:1]
core_clk
e300c3 core
csb_clk
to rest
csb_clk
Local Bus
Clock
Unit
of the device
lbc_clk
QE PLL
Memory
Device
/n
to local bus
Clock
MEMC_MCK
MEMC_MCK
DDR
ddr_clk
DDR
Memory
Device
PLL
to DDR
memory
controller
Clock
/2
Divider
Divider
qe_clk
MPC8306S
CLK Gen
QE_CLK_IN
QE Block
SYS_CLK_IN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com