công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L152V8 bảng dữ liệu(PDF) 116 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L152V8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L152V8 bảng dữ liệu(HTML) 116 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L152V8 Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32L152V8 Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 116 / 121 page
background image
Ordering information scheme
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
116/121
Doc ID 17659 Rev 8
8
Ordering information scheme
For a list of available options (speed, package, etc.) or for further information on any aspect
of this device, please contact your nearest ST sales office.
Table 69.
Ordering information scheme
Example:
STM32
L 151 C 8
T
6
D xxx
Device family
STM32 = ARM-based 32-bit microcontroller
Product type
L = Low power
Device subfamily
151: Devices without LCD
152: Devices with LCD
Pin count
C = 48 pins
R = 64 pins
V = 100 pins
Flash memory size
6 = 32 Kbytes of Flash memory
8 = 64 Kbytes of Flash memory
B = 128 Kbytes of Flash memory
Package
H = BGA
T = LQFP
U = UFQFPN
Temperature range
6 = Industrial temperature range, –40 to 85 °C
Options
No character = VDD range: 1.8 to 3.6 V and BOR enabled
D = VDD range: 1.65 to 3.6 V and BOR disabled
Packing
TR = tape and reel
No character = tray or tube



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com