công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPCP8404 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TPCP8404
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon P, N Channel MOS Type (U-MO/U-MOS)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPCP8404 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TPCP8404 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
TPCP8404
2010-02-01
9
N-ch
0
2
4
VDD = 24 V
VDS
VGS
6
8
20
10
0
15
12
6
24
12
VDD = 6 V
5
30
25
20
10
0
15
5
30
25
2.0
0.8
0
0
25
50
125
150
0.4
1.2
1.6
200
(1)
(2)
(3)
(4)
75
100
175
0
1
3
−80
−40
0
40
80
120
160
2
0.1
1
10
100
1000
1
10
100
Ciss
Coss
Crss
0
0.1
−0.2
1
10
−0.6
−0.8
−1.2
VGS = 0 V
4.5
3
1
10
−0.4
−1.0
160
−40
0
40
80
120
−80
100
40
0
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
ID = 4, 2, 1 A
60
ID = 4 A
80
20
2
1
Drain
−source voltage VDS (V)
Capacitance – VDS
Common source
VGS = 0 V
f
= 1 MHz
Ta
= 25°C
Ambient temperature Ta (°C)
RDS (ON) – Ta
Drain-source voltage VDS (V)
IDR – VDS
Ambient temperature Ta (°C)
Vth – Ta
Common source
VDS = 10 V
ID = 1 mA
Pulse test
Common source
Pulse test
Common source
Ta
= 25°C
Pulse test
Total gate charge Qg (nC)
Dynamic input/output
characteristics
Common source
ID = 4 A
Ta
= 25°C
Pulse test
Ambient temperature Ta (°C)
PD – Ta
Device mounted on a glass-epoxy
board (a)
(Note 2a)
(1) Single-device operation (Note 3a)
(2) Single-device value at dual
operation
(Note 3b)
Device mounted on a glass-epoxy
board (b)
(Note 2b)
(3) Single-device operation
(Note 3a)
(4) Single-device value at dual
operation
(Note 3b)
t
= 5 s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com