công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPCP8404 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TPCP8404
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon P, N Channel MOS Type (U-MO/U-MOS)
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPCP8404 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TPCP8404 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TPCP8404 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
TPCP8404
2010-02-01
5
P-ch
1
0.1
−1
−100
100
1000
VGS = −4.5 V
−10
10
−10
25
100
Ta
= −55°C
−0.1
−1
−10
−100
0.1
1
10
100
−8
−10
0
−0.5
−1
−1.5
−2
ID = −4 A
−2
−1
0
−2
−4
−6
Ta
= −55°C
25
100
0
−1
−2
−3
−5
−4
−10
−8
−4
−2
0
−6
VGS = −2.4 V
−2.6
−3.6
−3
−10
−3.4
−6
−3.2
−2.8
−4.5
−10
−8
−4
−2
0
−6
0
−1
−2
−3
−4
−5
−4
−5
−4
−2
−1
0
−3
VGS = −2.4 V
−3.4
−2.6
−3
−2.8
−3.6
−3.2
−10
−6
−4.5
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−4
Drain current ID (A)
RDS (ON) – ID
Gate
−source voltage VGS
(V)
ID – VGS
Gate
−source voltage VGS
(V)
VDS – VGS
Drain
−source voltage VDS
(V)
ID – VDS
Drain
−source voltage VDS
(V)
ID – VDS
Drain current ID (A)
⎪Yfs⎪ – ID
Common source
Ta
= 25°C
Pulse test
Common source
Ta
= 25°C
Pulse test
Common source
VDS = −10 V
Pulse test
Common source
Ta
= 25℃
Pulse test
Common source
Ta
= 25°C
Pulse test
Common source
VDS = −10 V
Pulse test



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com