| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SLAS191A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SLAS191A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments |
|
3 / 86 page ![]() iii Contents Section Title Page 1 Getting Started 1–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Installing the Software 1–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Hardware Installation 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 The STK/EVK-PCB Operating Conditions 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.2 How to Install the Hardware 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3 Programming the Monitor Software Into an Erased EPROM (EVK Only) 1–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.4 MSP-STK/EVK430x320 Target Connectors 1–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.5 MSP-EVK430x330 Target Connectors 1–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.6 The LCD 1–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.7 Schematic for the MSP-STK/EVK430x320 1–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.8 Schematic for the MSP-EVK430x330 1–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.9 Starting the STK Demo Program 1–12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.10 Executing a Program with the STK 1–12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.11 How to Use Breakpoints 1–22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.12 Accessing the Port on the MSP430x320 STK/EVK 1–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.13 How to Use an Interrupt Routine 1–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Loading a Program Into the EPROM Via the Terminal 1–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Monitor Commands 2–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Syntax Conventions 2–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Memory Organization 2–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Commands 2–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Monitor Restrictions 3–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Register R4 3–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 The Instruction CALL R4 3–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Peripheral Hardware/Registers 3–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 RAM Locations for the Monitor 3–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Writing Data Into the EPROM 3–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Treatment of Interrupts 4–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Use of Interrupts in the Monitor Environment 4–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Half Duplex Monitor Software UART 5–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Transmission Parameters of the Software UART 5–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Identification of Bit Pattern AA55h 5–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Special Treatment of <ESC> in the Software UART 5–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Transmitting One Character 5–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Transmitting a String 5–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Receiving a Character 5–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Using Interrupt Vectors in the EPROM 6–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 The Identification Bit Pattern After a Reset 6–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |