công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC9S08SH4MPJR bảng dữ liệu(PDF) 323 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC9S08SH4MPJR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC9S08SH8 Datasheet
PDF  341 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S08SH4MPJR bảng dữ liệu(HTML) 323 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 319Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 320Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 321Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 322Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 323Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 324Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 325Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 326Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 327Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 323 / 341 page
background image
MC9S08SH8 MCU Series Data Sheet, Rev. 3
Freescale Semiconductor
319
Appendix B
Ordering Information and Mechanical Drawings
B.1
Ordering Information
This section contains ordering information for MC9S08SH8 and MC9S08SH4 devices.
B.1.1
Device Numbering Scheme
Table B-1. Device Numbering System
Device Number1
1 See Table 1-1 for a complete description of modules included on each device.
Memory
Available Packages2
2 See Table B-2 for package information.
FLASH
RAM
24-Pin
20-Pin
16-Pin
8-Pin
MC9S08SH8
8K
512
24-QFN
20 PDIP
20 TSSOP
20 SOIC
16 TSSOP
8 NB SOIC
MC9S08SH4
4K
256
Status
- MC = Consumer & Industirial
Fully Qualified
MC
9
S08
SH 8
C
TG
R
Main Memory Type
- 9 = Flash-based
Core
SH Family
Memory Size
- 8 Kbytes
- 4 Kbytes
Temperature Option
- C = -40 to 85
°C
- M = -40 to 125
°C
Package Designator
Two letter descriptor
(refer to Table B-2).
Tape and Reel Suffi (optional)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com