công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC9S08SH4MPJR bảng dữ liệu(PDF) 312 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC9S08SH4MPJR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC9S08SH8 Datasheet
PDF  341 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S08SH4MPJR bảng dữ liệu(HTML) 312 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 308Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 309Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 310Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 311Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 312Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 313Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 314Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 315Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 316Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 312 / 341 page
background image
Appendix A Electrical Characteristics
MC9S08SH8 MCU Series Data Sheet, Rev. 3
308
Freescale Semiconductor
Temp sensor
slope
–40
°C to 25°C
Dm
—
3.266
—
mV/
°C
25
°C to 125°C
—
3.638
—
Temp sensor
voltage
25
°CD
VTEMP25
—
1.396
—
mV
1 Typical values assume V
DD = 5.0 V, Temp = 25°C, fADCK = 1.0 MHz unless otherwise stated. Typical values are for reference only
and are not tested in production.
2 Based on input pad leakage current. Refer to pad electricals.
Table A-12. ADC Characteristics (continued)
Characteristic
Conditions
C
Symb
Min
Typ1
Max
Unit
Comment



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com