công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC9S08SH4MPJR bảng dữ liệu(PDF) 310 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC9S08SH4MPJR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MC9S08SH8 Datasheet
PDF  341 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC9S08SH4MPJR bảng dữ liệu(HTML) 310 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 306Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 307Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 308Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 309Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 310Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 311Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 312Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 313Page - Freescale Semiconductor, Inc MC9S08SH4MPJR Datasheet HTML 314Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 310 / 341 page
background image
Appendix A Electrical Characteristics
MC9S08SH8 MCU Series Data Sheet, Rev. 3
306
Freescale Semiconductor
A.11 ADC Characteristics
Figure A-9. ADC Input Impedance Equivalency Diagram
Table A-11. ADC Operating Conditions
Characteristic
Conditions
Symb
Min
Typ1
1 Typical values assume V
DDAD = VDD = 5.0V, Temp = 25°C, fADCK=1.0MHz unless otherwise stated. Typical values are for
reference only and are not tested in production.
Max
Unit
Comment
Supply voltage
Absolute
VDDAD
2.7
—
5.5
V
Input Voltage
VADIN
VREFL
—VREFH
V
Input
Capacitance
CADIN
—
4.5
5.5
pF
Input
Resistance
RADIN
—3
5
k
Ω
Analog Source
Resistance
10 bit mode
fADCK > 4MHz
fADCK < 4MHz
RAS
—
—
—
—
5
10
k
Ω
External to MCU
8 bit mode (all valid fADCK)—
—
10
ADC
Conversion
Clock Freq.
High Speed (ADLPC=0)
fADCK
0.4
—
8.0
MHz
Low Power (ADLPC=1)
0.4
—
4.0
+
–
+
–
VAS
RAS
CAS
VADIN
ZAS
Pad
leakage
due to
input
protection
ZADIN
SIMPLIFIED
INPUT PIN EQUIVALENT
CIRCUIT
RADIN
ADC SAR
ENGINE
SIMPLIFIED
CHANNEL SELECT
CIRCUIT
INPUT PIN
RADIN
CADIN
INPUT PIN
RADIN
INPUT PIN
RADIN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com