công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IR2117STRPBF bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - International Rectifier

tên linh kiện IR2117STRPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Gate drive supply range from 10 to 20V
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IR2117STRPBF bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - International Rectifier

Back Button IR2117STRPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 12Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 13Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 14Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 15Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 16Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 17Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 18Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 18 page
background image
IR2117(S)/IR2118(S) & (PbF)
www.irf.com
15
0
200
400
600
800
1000
-50-25
0
25
50
75100
125
Temperature (oC)
Figure 22A. Output Sink Current
vs.Temperature
Typ.
Min.
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
10
12
14
16
18
20
V
BS Floting Supply Voltage (V)
Figure 23B. Maximum VS Negative Offset
vs. Supply Voltage
Typ.
0
200
400
600
800
1000
10
12
14
16
18
20
V
BIAS Supply Voltage (V)
Figure 22B. Output Sink Current
vs. Supply Voltage
Min.
Typ.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com