công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IR2117STRPBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IR2117STRPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Gate drive supply range from 10 to 20V
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IR2117STRPBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IR2117STRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IR2117STRPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
IR2117(S)/IR2118(S) & (PbF)
6
www.irf.com
Figure 1. Input/Output Timing Diagram
Figure 3. Switching Time Test Circuit
Figure 4. Switching Time Waveform Definition
IR2117/IR2118
Figure 2. Floating Supply Voltage Transient Test Circuit
HO
90%
90%
10%
10%
50%
50%
tr
tf
ton
toff
IN
50%
50%
IN
(IR2118)
(IR2117)
IN
(IR2117)
HO
IN
(IR2118)
IR2117/IR2118
<50 V/ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com