| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DSPIC33FJ32GP202TH/MM bảng dữ liệu(PDF) 191 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSPIC33FJ32GP202TH/MM bảng dữ liệu(HTML) 191 Page - Microchip Technology |
|
191 / 403 page ![]() 2009 Microchip Technology Inc. Preliminary DS70292D-page 191 dsPIC33FJ32GP302/304, dsPIC33FJ64GPX02/X04, AND dsPIC33FJ128GPX02/X04 FIGURE 13-3: 32-BIT TIMER BLOCK DIAGRAM Prescaler (/n) TGATE TCS 00 10 x1 TMRx PRx TGATE Set TyIF 0 1 Sync TCKPS<1:0> Equal TxCK Gate Sync FCY Falling Edge Detect Prescaler (/n) TCKPS<1:0> TMRy Comparator PRy Reset msw lsw TMRyHLD Data Bus <15:0> Flag ADC SOC trigger Note 1: ADC trigger is available only on TMR3:TMR2 and TMR5:TMR2 32-bit timers 2: Timer x is a Type B Timer (x = 2 and 4) 3: Timer y is a Type C Timer (y = 3 and 5) |