công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BK-M bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - General Semiconductor

tên linh kiện BK-M
Giải thích chi tiết về linh kiện  DW025 Dual Output-Series Power Modules: dc-dc Converters 36 Vdc to 75 Vdc Input; Dual Outputs; 25 W
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GE [General Semiconductor]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo GE - General Semiconductor

BK-M bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - General Semiconductor

Back Button BK-M Datasheet HTML 12Page - General Semiconductor BK-M Datasheet HTML 13Page - General Semiconductor BK-M Datasheet HTML 14Page - General Semiconductor BK-M Datasheet HTML 15Page - General Semiconductor BK-M Datasheet HTML 16Page - General Semiconductor BK-M Datasheet HTML 17Page - General Semiconductor BK-M Datasheet HTML 18Page - General Semiconductor BK-M Datasheet HTML 19Page - General Semiconductor BK-M Datasheet HTML 20Page - General Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 20 page
background image
16
Lineage Power
Data Sheet
April 2008
36 Vdc to 75 Vdc Input; Dual Outputs; 25 W
DW025 Dual Output-Series Power Modules: dc-dc Converters;
Outline Diagrams
Dimensions are in millimeters and (inches).
Copper paths must not be routed beneath the power module standoffs.
Tolerances: x.x ± 0.5 mm (0.02 in.), x.xx ± 0.25 mm (0.010 in.).
Pinout A (DW025AJ-M, BK-M, CL-M)
8-845(C).a
Top View
Side View
Bottom View
DC-DC Power Module
71.1 (2.80) MAX
61.0
(2.40)
MAX
MADE IN USA
PIN 1 INDICATOR
M3
ON/OFF
CASE
VI(–)
VO1(+)
NC
VO2(–)
5.1 (0.20)
4.8 (0.19)
11.4 (0.45)
3.8 (0.15)
MOUNTING INSERTS
M3 x 0.5 THROUGH,
4 PLACES
STAND-OFF,
4 PLACES
10.16 (0.400)
48.3 (1.90)
63.50
± 0.38 (2.500 ± 0.015)
10.16 (0.400)
10.16
(0.400)
50.8
(2.00)
20.32
(0.800)
20.32
(0.800)
20.32
(0.800)
30.5
(1.20)
7.1 (0.28)
COM
VI(+)
4
5
1
2
3
8
7
6
1.02 (0.040)
± 0.08 (0.003) DIA
TIN-PLATED
BRASS, 8 PLACES
12.7 (0.50)
MAX
5.1 (0.20)
MIN
0.51
(0.020)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com