công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X40034SC bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện X40034SC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple Voltage Monitor with Integrated CPU Supervisor
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

X40034SC bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Intersil Corporation

Back Button X40034SC Datasheet HTML 15Page - Intersil Corporation X40034SC Datasheet HTML 16Page - Intersil Corporation X40034SC Datasheet HTML 17Page - Intersil Corporation X40034SC Datasheet HTML 18Page - Intersil Corporation X40034SC Datasheet HTML 19Page - Intersil Corporation X40034SC Datasheet HTML 20Page - Intersil Corporation X40034SC Datasheet HTML 21Page - Intersil Corporation X40034SC Datasheet HTML 22Page - Intersil Corporation X40034SC Datasheet HTML 23Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 23 page
background image
22
FN8114.2
August 25, 2008
Small Outline Package Family (SO)
GAUGE
PLANE
A2
A1
L
L1
DETAIL X
4° ±4°
SEATING
PLANE
e
H
b
C
0.010
B
M
CA
0.004 C
0.010
B
M
CA
B
D
(N/2)
1
E1
E
N
N
(N/2)+1
A
PIN #1
I.D. MARK
h X 45°
A
SEE DETAIL “X”
c
0.010
MDP0027
SMALL OUTLINE PACKAGE FAMILY (SO)
SYMBOL
INCHES
TOLERANCE
NOTES
SO-8
SO-14
SO16
(0.150”)
SO16 (0.300”)
(SOL-16)
SO20
(SOL-20)
SO24
(SOL-24)
SO28
(SOL-28)
A
0.068
0.068
0.068
0.104
0.104
0.104
0.104
MAX
-
A1
0.006
0.006
0.006
0.007
0.007
0.007
0.007
±0.003
-
A2
0.057
0.057
0.057
0.092
0.092
0.092
0.092
±0.002
-
b
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
±0.003
-
c
0.009
0.009
0.009
0.011
0.011
0.011
0.011
±0.001
-
D
0.193
0.341
0.390
0.406
0.504
0.606
0.704
±0.004
1, 3
E
0.236
0.236
0.236
0.406
0.406
0.406
0.406
±0.008
-
E1
0.154
0.154
0.154
0.295
0.295
0.295
0.295
±0.004
2, 3
e
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
Basic
-
L
0.025
0.025
0.025
0.030
0.030
0.030
0.030
±0.009
-
L1
0.041
0.041
0.041
0.056
0.056
0.056
0.056
Basic
-
h
0.013
0.013
0.013
0.020
0.020
0.020
0.020
Reference
-
N
8
14
16
16
20
24
28
Reference
-
Rev. M 2/07
NOTES:
1. Plastic or metal protrusions of 0.006” maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.010” maximum per side are not included.
3. Dimensions “D” and “E1” are measured at Datum Plane “H”.
4. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994
X40030, X40031, X40034, X40035



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com