| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
USB2422/MJ bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - SMSC Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB2422/MJ bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - SMSC Corporation |
|
43 / 51 page ![]() 2-Port USB 2.0 Hi-Speed Hub Controller Datasheet SMSC USB2422 43 Revision 1.0 (06-04-13) DATASHEET 5.2.1 Pin Capacitance Table 5.2 Pin Capacitance LIMITS PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNIT TEST CONDITION Clock Input Capacitance CXTAL 6 pF All pins except USB pins and the pins under the test tied to AC ground. Input Capacitance CIN 6 pF Capacitance TA = 25°C fc = 1 MHz VDD33 = 3.3 V Output Capacitance COUT 6 pF The maximum capacitance values include the full length of the pin pad. |