| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STLUX385A bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLUX385A bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - STMicroelectronics |
|
65 / 99 page ![]() DocID024387 Rev 2 65/98 STLUX385A Option bytes nMSC_OPT0 (misc. config. reg0. protect) nMSC_OPT0: not(MSC_OPT0) EMC byte protection. OPTBL (option byte bootloader) Bit 7-0: BL[7:0] bootloader field checked by the internal BootROM code during the STLUX385A initialization phase. The content of register locations 0x00487E, 0x00487F and 0x008000 determine the bootloader SW flow execution sequence. OPTBL (option byte boot loader protect.) nOPTBL: not(OPTBL) EMC byte protection. Offset: 0x004816 Default value: 0xFF 76 5432 1 0 RFU UARTline [1:0] RFU nBootsel [2:0] r r/w r r/w Offset: 0x00487E Default value: 0x00 76 5432 1 0 BL [7:0] r/w Offset: 0x00487F Default value: 0x00 76 5432 1 0 nBL [7:0] r/w |