| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STBLC01QTR bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STBLC01QTR bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 40 page ![]() DocID022984 Rev 2 33/40 STLBC01 Vendor HCI commands 9.5 STBLC_POWER_MODE-CONFIGURATION 9.5.1 Command parameters for STBLC_POWER_MODE-CONFIGURATION 9.5.2 Return parameters for STBLC_POWER_MODE-CONFIGURATION 9.5.3 Returned events for STBLC_POWER_MODE-CONFIGURATION Command complete event. 9.6 STBLC_SET_UART_BAUD_RATE 9.6.1 Command parameters for STBLC_SET_UART_BAUD_RATE Table 25. Command parameters for STBLC_POWER_MODE-CONFIGURATION Parameter Size Description Sleep_Mode_Enable 1 0x00 = transition to BLE Sleep mode disabled 0x01 = transition to BLE Sleep mode enabled 0x02-0xFF = reserved Table 26. Return parameters for STBLC_POWER_MODE-CONFIGURATION Parameter Size Description Status 1 Standard BT error codes Table 27. Command parameters for STBLC_SET_UART_BAUD_RATE Parameter Size Description Baud_Rate 1 0x00 = 1 200 Bd 0x01 = 2 400 Bd 0x02 = 4 800 Bd 0x03 = 9 600 Bd 0x04 = 14 400 Bd 0x05 = 19 200 Bd 0x06 = 28 800 Bd 0x07 = 38 400 Bd 0x08 = 57 600 Bd 0x09 = 76 800 Bd 0x0A = 115 200 Bd 0x0B = 230 400 Bd 0x0C = 460 800 Bd 0x0D = 921 600 Bd 0x0E = 1 843 200 Bd 0x0F – 0xFF reserved |