công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S005K6 bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S005K6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Value line, 16 MHz STM8S 8-bit MCU, 32 Kbytes Flash, data EEPROM,10-bit ADC, timers, UART, SPI, IC
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S005K6 bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S005K6 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 103 page
background image
Unit
Max
(1)
Typ
Conditions
Parameter
Symbol
2.2
1.6
HSE user ext. clock
(16 MHz)
fCPU = fMASTER/128
= 125 kHz
2.0
1.3
HSI RC osc.
(16 MHz)
0.75
HSI RC osc. (16 MHz/8)
fCPU = fMASTER/128 =
15.625 kHz
0.55
LSI RC osc.
(128 kHz)
fCPU = fMASTER = 128 kHz
7.3
HSE crystal osc.
(16 MHz)
fCPU = fMASTER = 16 MHz
Supply
current
in run
mode,
8.0
7.0
HSE user ext. clock
(16 MHz)
code
executed
from
Flash
8.0
7.0
HSI RC osc.
(16 MHz)
1.5
HSI RC osc.
(16 MHz/8)
(2)
fCPU = fMASTER = 2 MHz
2.0
1.35
HSI RC osc.
(16 MHz)
fCPU = fMASTER/128
= 125 kHz
0.75
HSI RC osc.
(16 MHz/8)
fCPU = fMASTER/128 =
15.625 kHz
0.6
LSI RC osc.
(128 kHz)
fCPU = fMASTER = 128 kHz
(1) Data based on characterization results, not tested in production.
(2) Default clock configuration measured with all peripherals off.
57/103
DocID022186 Rev 3
Electrical characteristics
STM8S005K6 STM8S005C6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com