công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9715FPB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9715FPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Operating Range : 2.7V to 5.5V, Reverse Blocking Current
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9715FPB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT9715FPB Datasheet HTML 3Page - Richtek Technology Corporation RT9715FPB Datasheet HTML 4Page - Richtek Technology Corporation RT9715FPB Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT9715FPB Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT9715FPB Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT9715FPB Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT9715FPB Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT9715FPB Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT9715FPB Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
RT9715
7
DS9715-03 April 2011
www.richtek.com
FLG Response
Time (2.5ms/Div)
VOUT
(2V/Div)
EN
(5V/Div)
IIN
(1A/Div)
VIN = 5V, RLOAD = 0.5
Ω
FLG
(5V/Div)
Power On from EN
Time (100us/Div)
EN
(5V/Div)
VOUT
(2V/Div)
IIN
(1A/Div)
VIN = 5V, RLOAD = 2.7
Ω
Power Off from VIN
Time (25ms/Div)
VOUT
(2V/Div)
VIN
(2V/Div)
EN = 0V, No Load
FLG Delay Time vs. Temperature
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
-40 -25 -10
5
20
35
50
65
80
95
110
Temperature
VIN = 5V
(
°C)
FLG Delay Time vs. Input Voltage
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.7
3.1
3.5
3.9
4.3
4.7
5.1
5.5
Input Voltage (V)
Power On from VIN
Time (25ms/Div)
VOUT
(2V/Div)
VIN
(2V/Div)
EN = 0V, No Load



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com